Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

103020005 Datasheet (PDF) - AG Electronica

103020005 Datasheet PDF - AG Electronica
Part # 103020005
Download  103020005 Download
File Size   311.43 Kbytes
Page   2 Pages
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica
Description MODULO RELEVADOR DE 5V/10A DE UNA VIA

103020005 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Download Datasheet
103020005 Datasheet PDF - AG Electronica

Part # 103020005
Download  103020005 Click to download

File Size   311.43 Kbytes
Page   2 Pages
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica
Description MODULO RELEVADOR DE 5V/10A DE UNA VIA

103020005 Datasheet (HTML) - AG Electronica


103020005 Product details

DESCRIPCIÓN
El módulo Grove-Relay es un interruptor digital normalmente abierto que puede manejar la corriente hasta 5A a 250 VCA durante largos períodos de tiempo. Cuando el relé está
encendido, el LED se encenderá y el relé permitirá que fluya la corriente. La capacidad de voltaje pico es de 250VCA a 10 A. Este módulo es ampliamente utilizado en control remoto, telemetría, comunicación, control automático, mecatrónica, electrónica de potencia y otros campos.

APLICACIONES:
 Control automático
 Control remoto
 Integración electromecánica
 Control de electrodomésticos
 Equipo eléctrico




Similar Part No. - 103020005

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Seeed Technology Co.,Lt...
103020000 SEEEDSTUDIO-103020000 Datasheet
398Kb / 5P
Grove - DMX512
103020002 SEEEDSTUDIO-103020002 Datasheet
450Kb / 7P
Grove - Bee Socket
103020006 SEEEDSTUDIO-103020006 Datasheet
302Kb / 2P
Grove - I2C Hub – 103020006
logo
AG Electronica
103020008 AGELECTRONICA-103020008 Datasheet
313Kb / 1P
MODULO MOSFET PARA ARDUINO DE 5V - 15V
25/10/2022
More results


Similar Description - 103020005

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
CW8700 ETC2-CW8700 Datasheet
106Kb / 5P
FICHE DE DONN횋ES DE S횋CURIT횋
logo
Hammond Manufacturing L...
DNFK HAMMOND-DNFK Datasheet
55Kb / 1P
ENSEMBLES DE FRILLES DE VENTILATION
DSTOPK HAMMOND-DSTOPK Datasheet
44Kb / 1P
TROUSSE DE BUTEES DE PORTE
EMF HAMMOND-EMF Datasheet
52Kb / 1P
Ensemble de pieds de montage Eclipse
1485Z HAMMOND-1485Z Datasheet
50Kb / 1P
Tron챌ons de rotation de 12 po
EPIN HAMMOND-EPIN Datasheet
52Kb / 1P
Broches de charniere de remplacement Eclipse
FRCMCD HAMMOND-FRCMCD Datasheet
70Kb / 1P
Separateur de chemins de cables
RR19TM HAMMOND-RR19TM Datasheet
64Kb / 2P
Gestionnaire de cables de toit
logo
Pentair plc. All rights...
3150 PENTAIR-3150 Datasheet
275Kb / 2P
VANNE DE COMMANDE DE 2 POUCE
logo
Tripp Lite. All Rights ...
VR1208R TRIPPLITE-VR1208R Datasheet
153Kb / 2P
Regulador de Voltaje de 1200VA - Regulaci처n autom찼tica de voltaje con supresi처n de sobretensiones
More results



Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com