Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

103020008 Datasheet (PDF) - AG Electronica

103020008 Datasheet PDF - AG Electronica
Part # 103020008
Download  103020008 Download
File Size   313.51 Kbytes
Page   1 Pages
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica
Description MODULO MOSFET PARA ARDUINO DE 5V - 15V

103020008 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Download Datasheet
103020008 Datasheet PDF - AG Electronica

Part # 103020008
Download  103020008 Click to download

File Size   313.51 Kbytes
Page   1 Pages
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica
Description MODULO MOSFET PARA ARDUINO DE 5V - 15V

103020008 Datasheet (HTML) - AG Electronica


103020008 Product details

DESCRIPCIÓN:
El módulo le permite acoplar y controlar proyectos de mayor voltaje, con un voltaje menor, desde cualquier microcontrolador, también funciona como un tipo de interruptor, con una frecuencia de conmutación que puede alcanzar hasta los 5 MHz, mucho más rápido que un relé mecánico normal. Hay dos terminales de tornillo en la placa. Uno para la fuente de alimentación externa y el otro para el dispositivo que desea controlar. El módulo pasará la energía de un extremo a otro cuando esté cerrado. Pero si la fuente de alimentación externa está ausente, su dispositivo aún puede obtener energía del microcontrolador a través de la interfaz de Grove.




Similar Part No. - 103020008

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Seeed Technology Co.,Lt...
103020000 SEEEDSTUDIO-103020000 Datasheet
398Kb / 5P
Grove - DMX512
103020002 SEEEDSTUDIO-103020002 Datasheet
450Kb / 7P
Grove - Bee Socket
logo
AG Electronica
103020005 AGELECTRONICA-103020005 Datasheet
311Kb / 2P
MODULO RELEVADOR DE 5V/10A DE UNA VIA
28/11/2022
logo
Seeed Technology Co.,Lt...
103020006 SEEEDSTUDIO-103020006 Datasheet
302Kb / 2P
Grove - I2C Hub – 103020006
More results


Similar Description - 103020008

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hitachi Semiconductor
HD74AC393 HITACHI-HD74AC393 Datasheet
54Kb / 10P
Dual Modulo-16-Counter
logo
Motorola, Inc
MC4316 MOTOROLA-MC4316 Datasheet
1Mb / 21P
PROGRAMMABLE MODULO- N COUNTERS
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX8215 MAXIM-MAX8215_05 Datasheet
508Kb / 12P
±5V, ±12V (±15V) Dedicated Microprocessor Voltage Monitors
Rev 1; 11/05
logo
List of Unclassifed Man...
PX48-175 ETC2-PX48-175 Datasheet
375Kb / 2P
MODULO FOTOVOLTAICO PX48
logo
Laird Tech Smart Techno...
CMQ23496 LSTD-CMQ23496 Datasheet
622Kb / 4P
ANTENA OMNIDIRECIONAL MULTIBANDA MIMO DE 4 PORTAS PARA MONTAGEM EM TETO
logo
Rohm
BD7411G-EVK-001 ROHM-BD7411G-EVK-001 Datasheet
695Kb / 3P
Arduino Uno
logo
PHOENIX CONTACT
2863928 PHOENIX-2863928 Datasheet
168Kb / 8P
Terminal de entrada digital Inline, variantes ME Inline (edi챌찾o para m찼quina), 4 entradas, 24 V DC
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX17579EVKIT MAXIM-MAX17579EVKIT Datasheet
970Kb / 14P
in -15V and -5V Output-Voltage Applications
Rev 0; 4/21
logo
PANDUIT CORP.
CPM122S-C PANDUIT-CPM122S-C Datasheet
444Kb / 2P
Dise챰o de referencia para p찼neles de control
logo
Renesas Technology Corp
HD74AC393 RENESAS-HD74AC393 Datasheet
222Kb / 9P
Dual Modulo-16-Counter
Jul.16.2004
More results



Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com