Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

1010201 Datasheet (PDF) - Theben AG

1010201 Datasheet PDF - Theben AG
Part # 1010201
Download  1010201 Download
File Size   662.77 Kbytes
Page   3 Pages
Manufacturer  THEBEN [Theben AG]
Direct Link  www.theben.de
Logo THEBEN - Theben AG
Description Präsenzmelder & Bewegungsmelder Wandmontage außen

1010201 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Download Datasheet
1010201 Datasheet PDF - Theben AG

Part # 1010201
Download  1010201 Click to download

File Size   662.77 Kbytes
Page   3 Pages
Manufacturer  THEBEN [Theben AG]
Direct Link  www.theben.de
Logo THEBEN - Theben AG
Description Präsenzmelder & Bewegungsmelder Wandmontage außen

1010201 Datasheet (HTML) - Theben AG


1010201 Product details

Funktionsbeschreibung
- Bewegungsmelder (PIR) für die Wandmontage im Außenbereich
- Halbrunder Erfassungsbereich 180°, Ø 12 m bei 2,5 m Montagehöhe
- Schaltausgang 1 Kanal Licht Relais 230 V
- Sicherer Schutz vor Manipulationen durch robustes Gehäusedesign
- Verdeckte Bedienelemente unter der gesicherten Fronthaube
- Helligkeitsschaltwert und Nachlaufzeit am Außenmelder einstellbar
- Mischlichtmessung geeignet für die Steuerung von Fluoreszenz-, Glüh-und Halogenlampen, sowie LEDs
- Nulldurchgangsschaltung für relaisschonendes Schalten und hohe Lampenlasten
- Test-Funktion zur Überprüfung des Erfassungsbereiches
- Montage auf UP-Dose (60 mm) möglich
- Einhand-Stecksockelmontage
- Sofortige Inbetriebnahme durch Voreinstellung möglich
- Blindklemme für Schutzleiter
- Bereichseingrenzung Außenbewegungsmelder durch Abdeckclip




Similar Part No. - 1010201

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
PHOENIX CONTACT
1010200 PHOENIX-1010200 Datasheet
572Kb / 10P
Assembled IDC female connector, Displacement connection
logo
Theben AG
1010200 THEBEN-1010200 Datasheet
660Kb / 3P
Präsenzmelder & Bewegungsmelder Wandmontage außen
22.11.2024
logo
Lapp.
10102000 LAPP-10102000 Datasheet
124Kb / 2P
EPIC® H-B 24 AG
17.09.2018
logo
Weidmuller
1010200000 WEIDMULLER-1010200000 Datasheet
617Kb / 9P
PE terminal, Screw connection, 6 mm짼, 720 A (6 mm짼), Green/yellow
September 27, 2021
logo
AG Electronica
101020004 AGELECTRONICA-101020004 Datasheet
421Kb / 1P
INTERRUPTOR (P) CON ITERFAZ GROVE
14/11/2022
More results





Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com