Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

1010510 Datasheet (PDF) - Theben AG

1010510 Datasheet PDF - Theben AG
Part # 1010510
Download  1010510 Download
File Size   1415.67 Kbytes
Page   4 Pages
Manufacturer  THEBEN [Theben AG]
Direct Link  www.theben.de
Logo THEBEN - Theben AG
Description Präsenzmelder & Bewegungsmelder Deckenmontage außen

1010510 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Download Datasheet
1010510 Datasheet PDF - Theben AG

Part # 1010510
Download  1010510 Click to download

File Size   1415.67 Kbytes
Page   4 Pages
Manufacturer  THEBEN [Theben AG]
Direct Link  www.theben.de
Logo THEBEN - Theben AG
Description Präsenzmelder & Bewegungsmelder Deckenmontage außen

1010510 Datasheet (HTML) - Theben AG


1010510 Product details

Funktionsbeschreibung
- Bewegungsmelder (PIR) für die Wand-/Deckenmontage im Außenbereich
- Runder Erfassungsbereich 360°, Ø 32 m bei 2,5 m Montagehöhe
- Schaltausgang 1 Kanal Licht Relais 230 V
- Sensorkopf Außenmelder horizontal um ± 90° drehbar, nach unten um 45° und nach oben um 90° neigbar
- Helligkeitsschaltwert und Nachlaufzeit einstellbar
- Empfindlichkeit reduzierbar zur Einschränkung des Erfassungsbereiches
- Bereichseingrenzung durch Abdeckclip
- Mischlichtmessung geeignet für die Steuerung von Fluoreszenz-, Glühund Halogenlampen, sowie LEDs
- Nulldurchgangsschaltung für relaisschonendes Schalten und hohe Lampenlasten
- Teach-in des aktuellen Helligkeitswertes am Außenbewegungsmelder
- Impulsfunktion
- Test-Funktion zur Überprüfung des Erfassungsbereiches
- Montage auf UP-Dose (60 mm) möglich
- Einhand-Stecksockelmontage
- Sofortige Inbetriebnahme durch Voreinstellung möglich
- Einstellelemente geschützt angebracht
- Blindklemme für Schutzleiter
- Eckmontagewinkel im Lieferumfang




Similar Part No. - 1010510

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Theben AG
1010511 THEBEN-1010511 Datasheet
1Mb / 4P
Präsenzmelder & Bewegungsmelder Deckenmontage außen
22.11.2024
More results





Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com